| データシートサーチシステム |
|
OR2C04A データシート(PDF) 69 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
OR2C04A データシート(HTML) 69 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
69 / 192 page ![]() Data Sheet June 1999 ORCA Series 2 FPGAs Lucent Technologies Inc. 69 Pin Information (continued) Table 18B. ORCA OR2TxxA Series FPGA I/Os Summary Device 84-Pin PLCC 100-Pin TQFP 144-Pin TQFP 160-Pin QFP 208-Pin SQFP/ SQFP2 240-Pin SQFP/ SQFP2 256-Pin PBGA 352-Pin PBGA 432-Pin EBGA OR2T04A User I/Os 62 74 110 126 152 — — — — VDD/VSS 14 17 24 24 31 — — — — VDD52 3 4 4 8 — — — — OR2T06A User I/Os 62 74 110 126 163 184 182 — — VDD/VSS 14 17 24 24 31 42 26 — — VDD52 3 4 4 8 8 10 — — OR2T08A User I/Os 62 — — 126 163 184 209 — — VDD/VSS 14 — — 24 31 40 26 — — VDD52 — — 4 8 8 12 — — OR2T10A User I/Os 62 — — 126 163 184 209 244 — VDD/VSS 14 — — 24 31 40 26 48 — VDD52 — — 4 8 8 12 12 — OR2T12A User I/Os 62 — — — 163 184 211 276 — VDD/VSS 14 — — — 31 42 26 48 — VDD52 — — — 8 8 12 12 — OR2T15A User I/Os 62 — — — 163 184 211 286 307 VDD/VSS 14 — — — 31 42 26 48 84 VDD52 — — — 8 8 12 12 12 OR2T26A User I/Os — — — — 163 184 — 286 326 VDD/VSS — — — — 31 42 — 48 84 VDD5 — — — — 8 8 — 12 16 OR2T40A User I/Os — — — — 163 184 — 286 326 VDD/VSS — — — — 31 42 — 48 84 VDD5 — — — — 8 8 — 12 16 |