| データシートサーチシステム |
|
STM32F407IG データシート(PDF) 46 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F407IG データシート(HTML) 46 Page - STMicroelectronics |
|
46 / 167 page ![]() Pinouts and pin description STM32F405xx, STM32F407xx 46/167 Doc ID 022152 Rev 2 14 23 34 N3 40 PA0-WKUP (PA0) I/O FT (5) USART2_CTS/ UART4_TX/ ETH_MII_CRS / TIM2_CH1_ETR/ TIM5_CH1 / TIM8_ETR/ EVENTOUT ADC123_IN0/WKUP(4) 15 24 35 N2 41 PA1 I/O FT (4) USART2_RTS / UART4_RX/ ETH_RMII_REF_CLK / ETH_MII_RX_CLK / TIM5_CH2 / TIMM2_CH2/ EVENTOUT ADC123_IN1 16 25 36 P2 42 PA2 I/O FT (4) USART2_TX/TIM5_CH3 / TIM9_CH1 / TIM2_CH3 / ETH_MDIO/ EVENTOUT ADC123_IN2 - - - F4 43 PH2 I/O FT ETH_MII_CRS/EVENTOUT - - - G4 44 PH3 I/O FT ETH_MII_COL/EVENTOUT -- - H4 45 PH4 I/O FT I2C2_SCL / OTG_HS_ULPI_NXT/ EVENTOUT - - - J4 46 PH5 I/O FT I2C2_SDA/ EVENTOUT 17 26 37 R2 47 PA3 I/O FT (4) USART2_RX/TIM5_CH4 / TIM9_CH2 / TIM2_CH4 / OTG_HS_ULPI_D0 / ETH_MII_COL/ EVENTOUT ADC123_IN3 18 27 38 - 48 VSS S L4 - BYPASS_REG I FT 19 28 39 K4 49 VDD S 20 29 40 N4 50 PA4 I/O TTa (4) SPI1_NSS / SPI3_NSS / USART2_CK / DCMI_HSYNC / OTG_HS_SOF/ I2S3_WS/ EVENTOUT ADC12_IN4 /DAC1_OUT 21 30 41 P4 51 PA5 I/O TTa (4) SPI1_SCK/ OTG_HS_ULPI_CK / TIM2_CH1_ETR/ TIM8_CHIN/ EVENTOUT ADC12_IN5/DAC2_OUT 22 31 42 P3 52 PA6 I/O FT (4) SPI1_MISO / TIM8_BKIN/TIM13_CH1 / DCMI_PIXCLK / TIM3_CH1 / TIM1_BKIN/ EVENTOUT ADC12_IN6 Table 6. STM32F40x pin and ball definitions (continued) Pin number Pin name (function after reset)(1) Alternate functions Additional functions |