データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IXTA460P2 データシート(PDF) 3 Page - IXYS Corporation

部品番号 IXTA460P2
部品情報  PolarP2??Power MOSFET
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IXYS [IXYS Corporation]
ホームページ  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation

IXTA460P2 データシート(HTML) 3 Page - IXYS Corporation

  IXTA460P2 Datasheet HTML 1Page - IXYS Corporation IXTA460P2 Datasheet HTML 2Page - IXYS Corporation IXTA460P2 Datasheet HTML 3Page - IXYS Corporation IXTA460P2 Datasheet HTML 4Page - IXYS Corporation IXTA460P2 Datasheet HTML 5Page - IXYS Corporation IXTA460P2 Datasheet HTML 6Page - IXYS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
© 2010 IXYS CORPORATION, All Rights Reserved
Pins: 1 - Gate
2 - Drain
3 - Source
TO-220 (IXTP) Outline
TO-3P (IXTQ) Outline
TO-263 (IXTA) Outline
Dim.
Millimeter
Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A
4.06
4.83
.160
.190
b
0.51
0.99
.020
.039
b2
1.14
1.40
.045
.055
c
0.40
0.74
.016
.029
c2
1.14
1.40
.045
.055
D
8.64
9.65
.340
.380
D1
8.00
8.89
.280
.320
E
9.65
10.41
.380
.405
E1
6.22
8.13
.270
.320
e
2.54
BSC
.100
BSC
L
14.61
15.88
.575
.625
L1
2.29
2.79
.090
.110
L2
1.02
1.40
.040
.055
L3
1.27
1.78
.050
.070
L4
0
0.13
0
.005
1. Gate
2. Collector
3. Emitter
4. Collector
Bottom
Side
e
∅ P
TO-247 (IXTH) Outline
1
2
3
Terminals: 1 - Gate
2 - Drain
3 - Source
Dim.
Millimeter
Inches
Min.
Max.
Min. Max.
A
4.7
5.3
.185
.209
A
1
2.2
2.54
.087
.102
A
2
2.2
2.6
.059
.098
b
1.0
1.4
.040
.055
b
1
1.65
2.13
.065
.084
b
2
2.87
3.12
.113
.123
C
.4
.8
.016
.031
D
20.80 21.46
.819
.845
E
15.75 16.26
.610
.640
e
5.20
5.72 0.205 0.225
L
19.81 20.32
.780
.800
L1
4.50
.177
∅P
3.55
3.65
.140
.144
Q
5.89
6.40 0.232 0.252
R
4.32
5.49
.170
.216
S
6.15 BSC
242 BSC
IXTA460P2 IXTP460P2
IXTQ460P2 IXTH460P2



Html Pages

1 2 3 4 5 6