| データシートサーチシステム |
|
STM32F107RC データシート(PDF) 28 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F107RC データシート(HTML) 28 Page - STMicroelectronics |
|
28 / 103 page ![]() Pinouts and pin description STM32F105xx, STM32F107xx 28/104 Doc ID 15274 Rev 6 K6 - 44 PE13 I/O FT PE13 TIM1_CH3 G7 - 45 PE14 I/O FT PE14 TIM1_CH4 H7 - 46 PE15 I/O FT PE15 TIM1_BKIN J7 29 47 PB10 I/O FT PB10 I2C2_SCL(8)/USART3_TX(7)/ ETH_MII_RX_ER TIM2_CH3 K7 30 48 PB11 I/O FT PB11 I2C2_SDA(8)/USART3_RX(7)/ ETH_MII_TX_EN/ ETH_RMII_TX_EN TIM2_CH4 E7 31 49 VSS_1 SVSS_1 F7 32 50 VDD_1 SVDD_1 K8 33 51 PB12 I/O FT PB12 SPI2_NSS(8)/I2S2_WS(8)/ I2C2_SMBA(8) / USART3_CK(7)/ TIM1_BKIN(7) / CAN2_RX/ ETH_MII_TXD0/ ETH_RMII_TXD0 J8 34 52 PB13 I/O FT PB13 SPI2_SCK(8) / I2S2_CK(8) / USART3_CTS(7)/ TIM1_CH1N/CAN2_TX/ ETH_MII_TXD1/ ETH_RMII_TXD1 H8 35 53 PB14 I/O FT PB14 SPI2_MISO(8) / TIM1_CH2N / USART3_RTS(7) G8 36 54 PB15 I/O FT PB15 SPI2_MOSI(8) / I2S2_SD(8) / TIM1_CH3N(7) K9 - 55 PD8 I/O FT PD8 USART3_TX/ ETH_MII_RX_DV/ ETH_RMII_CRS_DV J9 - 56 PD9 I/O FT PD9 USART3_RX/ ETH_MII_RXD0/ ETH_RMII_RXD0 H9 - 57 PD10 I/O FT PD10 USART3_CK/ ETH_MII_RXD1/ ETH_RMII_RXD1 G9 - 58 PD11 I/O FT PD11 USART3_CTS/ ETH_MII_RXD2 K10 - 59 PD12 I/O FT PD12 TIM4_CH1 / USART3_RTS/ ETH_MII_RXD3 J10 - 60 PD13 I/O FT PD13 TIM4_CH2 H10 - 61 PD14 I/O FT PD14 TIM4_CH3 Table 5. Pin definitions (continued) Pins Pin name Main function(3) (after reset) Alternate functions(4) Default Remap |