| データシートサーチシステム |
|
STPS2L30AF データシート(PDF) 7 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STPS2L30AF データシート(HTML) 7 Page - STMicroelectronics |
|
7 / 10 page ![]() STPS2L30 Package Information 7/10 Figure 20. SMA flat (non exposed pad) footprint dimensions Table 6. SMA flat (non exposed pad) dimensions Ref. Dimensions Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 0.90 1.10 0.035 0.043 b 1.25 1.65 0.049 0.065 c 0.15 0.40 0.006 0.016 D 2.25 2.95 0.088 0.116 E 4.80 5.60 0.189 0.220 E1 3.95 4.60 0.156 0.181 L 0.75 1.50 0.030 0.059 L1 0.50 0.019 L2 0.50 0.019 D A L 2x L L2 2x L1 2x E E1 b c 1.20 (0.047) 1.20 (0.047) 3.12 (0.123) 5.52 (0.217) 1.52 (0.060) millimeters (inches) |