データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

B84299B001 データシート(PDF) 7 Page - EPCOS

部品番号 B84299B001
部品情報  Filters for Power Lines 16 to 100 A, 100 dB from 150 kHz
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  EPCOS [EPCOS]
ホームページ  http://www.epcos.com
Logo EPCOS - EPCOS

B84299B001 データシート(HTML) 7 Page - EPCOS

Back Button B84299B001 Datasheet HTML 3Page - EPCOS B84299B001 Datasheet HTML 4Page - EPCOS B84299B001 Datasheet HTML 5Page - EPCOS B84299B001 Datasheet HTML 6Page - EPCOS B84299B001 Datasheet HTML 7Page - EPCOS B84299B001 Datasheet HTML 8Page - EPCOS B84299B001 Datasheet HTML 9Page - EPCOS B84299B001 Datasheet HTML 10Page - EPCOS B84299B001 Datasheet HTML 11Page - EPCOS Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 18 page
background image
Dimensional drawing 2 (direct connection to shielding wall)
2 x 16 A
B84299D2160B001
Œ Input end:
Cable gland PG 21 (mounted)
 Shielded end:
Cable gland PG 29/21
(cable gland PG 29, PG 21 and reducer ring in accessory bag)
Paint color: RAL 7035 (light gray, semigloss)
Fixing dimensions
The cable glands (with cutout sealing ring) are suitable for the following overall cable diameter:
PG 29
17 to 19 mm
20 to 22 mm
23 to 25 mm
26 to 28 mm
PG 21
9 to 11 mm
12 to 14 mm
15 to 17 mm
18 to 20 mm
RF-tight connection to shielding wall, see page 18.
Filters for power lines
B84299*B001
16 to 100 A, 100 dB from 150 kHz
B84299*E001
7



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com