データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AOZ1022DI データシート(PDF) 6 Page - Alpha & Omega Semiconductors

部品番号 AOZ1022DI
部品情報  EZBuck??3A Synchronous Buck Regulator
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AOSMD [Alpha & Omega Semiconductors]
ホームページ  http://www.aosmd.com
Logo AOSMD - Alpha & Omega Semiconductors

AOZ1022DI データシート(HTML) 6 Page - Alpha & Omega Semiconductors

Back Button AOZ1022DI Datasheet HTML 2Page - Alpha & Omega Semiconductors AOZ1022DI Datasheet HTML 3Page - Alpha & Omega Semiconductors AOZ1022DI Datasheet HTML 4Page - Alpha & Omega Semiconductors AOZ1022DI Datasheet HTML 5Page - Alpha & Omega Semiconductors AOZ1022DI Datasheet HTML 6Page - Alpha & Omega Semiconductors AOZ1022DI Datasheet HTML 7Page - Alpha & Omega Semiconductors AOZ1022DI Datasheet HTML 8Page - Alpha & Omega Semiconductors AOZ1022DI Datasheet HTML 9Page - Alpha & Omega Semiconductors AOZ1022DI Datasheet HTML 10Page - Alpha & Omega Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 17 page
background image
AOZ1022
Rev. 1.6 December 2010
www.aosmd.com
Page 6 of 17
Efficiency
Thermal Derating Curves
AOZ1022 Efficiency
Efficiency (VIN = 12V) vs. Load Current
75
80
70
65
85
90
95
5.0V OUTPUT
3.3V OUTPUT
1.8V OUTPUT
1.2V OUTPUT
1.8V
3.3V OUTPUT
100
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Load Current (A)
AOZ1022 Efficiency
Efficiency (VIN = 5V) vs. Load Current
75
80
70
65
85
90
95
100
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Load Current (A)
Derating Curve at 5V/6V Input
1.2V, 1.8V OUTPUT
3.3V
OUTPUT
Ambient Temperature (TA)
5
4
3
2
1
0
25
35
45
55
65
75
85
Derating Curve at 12 Input
1.2V, 1.8V, 3.3V, 5.0V OUTPUT
Ambient Temperature (TA)
3.3
3.2
3.1
3.0
2.9
2.8
25
35
45
55
65
75
85



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com