データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MLF2012A2R2K データシート(PDF) 4 Page - TDK Electronics

部品番号 MLF2012A2R2K
部品情報  Inductors for Standard Circuits
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TDK [TDK Electronics]
ホームページ  http://www.tdk.com
Logo TDK - TDK Electronics

MLF2012A2R2K データシート(HTML) 4 Page - TDK Electronics

  MLF2012A2R2K Datasheet HTML 1Page - TDK Electronics MLF2012A2R2K Datasheet HTML 2Page - TDK Electronics MLF2012A2R2K Datasheet HTML 3Page - TDK Electronics MLF2012A2R2K Datasheet HTML 4Page - TDK Electronics MLF2012A2R2K Datasheet HTML 5Page - TDK Electronics MLF2012A2R2K Datasheet HTML 6Page - TDK Electronics MLF2012A2R2K Datasheet HTML 7Page - TDK Electronics MLF2012A2R2K Datasheet HTML 8Page - TDK Electronics MLF2012A2R2K Datasheet HTML 9Page - TDK Electronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
• All specifications are subject to change without notice.
(3/9)
001-05 / 20111129 / e511_mlf_02
PACKAGING STYLES
REEL DIMENSIONS
TAPE DIMENSIONS
1.0
ø180
±2.0
2.0
±0.5
ø13
±0.2
ø21
±0.8
14.4max.
Dimensions in mm
8.4
+2.0
–0.0
4.0
±0.1
2.0
±0.05
2.0
±0.05
1.5
+0.1
–0.0
Sprocket hole
Cavity
0.8max.
0.65
±0.1
160min.
Taping
200min.
300min.
Drawing direction
Dimensions in mm



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10