| データシートサーチシステム |
|
MTS2916A データシート(PDF) 5 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MTS2916A データシート(HTML) 5 Page - Microchip Technology |
|
5 / 20 page ![]() 2010-2013 Microchip Technology Inc. DS22259C-page 5 MTS2916A TEMPERATURE SPECIFICATIONS Parameters Sym Min Typ Max Units Conditions Recommended Temperature Ranges Junction Temperature Range TJ -40 +125 °C Operating Temperature Range TA -40 +105 °C Thermal Package Resistance Thermal Resistance, SOP-24 JA — 76 — °C/W EIA/JEDEC JESD51-10 —16 — |