| データシートサーチシステム |
|
STM32L152V8 データシート(PDF) 36 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L152V8 データシート(HTML) 36 Page - STMicroelectronics |
|
36 / 121 page ![]() Pin descriptions STM32L151x6/8/B, STM32L152x6/8/B 36/121 Doc ID 17659 Rev 8 Table 9. STM32L15xxx pin definitions Pins Pin name Main function(3) (after reset) Alternate functions 1 - B2 - PE2 I/O FT PE2 TRACECLK/LCD_SEG38/TIM3_ETR 2 - A1 - PE3 I/O FT PE3 TRACED0/LCD_SEG39/TIM3_CH1 3 - B1 - PE4 I/O FT PE4 TRACED1/TIM3_CH2 4 - C2 - PE5 I/O FT PE5 TRACED2/TIM9_CH1 5 - D2 - PE6-WKUP3 I/O FT PE6 TRACED3/WKUP3/TIM9_CH2 6 1 B2 E2 1 VLCD (4) SVLCD 7 2 A2 C1 2 PC13-WKUP2 I/O FT PC13 RTC_TAMP1/RTC_TS/RTC_OUT/WKUP2 83 A1 D1 3 PC14- OSC32_IN(5) I/O PC14 OSC32_IN 9 4 B1 E1 4 PC15- OSC32_OUT (5) I/O PC15 OSC32_OUT 10 - - F2 - VSS_5 SVSS_5 11 - - G2 - VDD_5 SVDD_5 12 5 C1 F1 5 PH0- OSC_IN(6) I PH0 OSC_IN 13 6 D1 G1 6 PH1- OSC_OUT O PH1 OSC_OUT 14 7 E1 H2 7 NRST I/O NRST 15 8 E3 H1 - PC0 I/O FT PC0 ADC_IN10/LCD_SEG18/COMP1_INP 16 9 E2 J2 - PC1 I/O FT PC1 ADC_IN11/LCD_SEG19/COMP1_INP 17 10 F2 J3 - PC2 I/O FT PC2 ADC_IN12/LCD_SEG20/COMP1_INP 18 11 -(7) K2 - PC3 I/O PC3 ADC_IN13/LCD_SEG21/COMP1_INP 19 12 F1 J1 8 VSSA SVSSA 20 - - K1 - VREF- SVREF- 21 - G1 (7) L1 - VREF+ SVREF+ 22 13 H1 M1 9 VDDA SVDDA 23 14 G2 L2 10 PA0-WKUP1 I/O FT PA0 WKUP1/USART2_CTS/ADC_IN0/TIM2_CH1_ETR/ COMP1_INP 24 15 H2 M2 11 PA1 I/O FT PA1 USART2_RTS/ADC_IN1/TIM2_CH2/LCD_SEG0/ COMP1_INP |