| データシートサーチシステム |
|
TPS2829DBVR データシート(PDF) 22 Page - Texas Instruments |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TPS2829DBVR データシート(HTML) 22 Page - Texas Instruments |
|
22 / 24 page ![]() TAPE AND REEL INFORMATION *All dimensions are nominal Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Reel Diameter (mm) Reel Width W1 (mm) A0 (mm) B0 (mm) K0 (mm) P1 (mm) W (mm) Pin1 Quadrant TPS2816DBVR SOT-23 DBV 5 3000 180.0 9.0 3.15 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3 TPS2816DBVT SOT-23 DBV 5 250 180.0 9.0 3.15 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3 TPS2817DBVR SOT-23 DBV 5 3000 180.0 9.0 3.15 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3 TPS2817DBVT SOT-23 DBV 5 250 180.0 9.0 3.15 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3 TPS2818DBVR SOT-23 DBV 5 3000 180.0 9.0 3.15 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3 TPS2819DBVR SOT-23 DBV 5 3000 180.0 9.0 3.15 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3 TPS2819DBVT SOT-23 DBV 5 250 180.0 9.0 3.15 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3 TPS2828DBVR SOT-23 DBV 5 3000 178.0 9.0 3.23 3.17 1.37 4.0 8.0 Q3 TPS2828DBVR SOT-23 DBV 5 3000 179.0 8.4 3.2 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3 TPS2828DBVT SOT-23 DBV 5 250 178.0 9.0 3.23 3.17 1.37 4.0 8.0 Q3 TPS2829DBVR SOT-23 DBV 5 3000 178.0 9.0 3.23 3.17 1.37 4.0 8.0 Q3 TPS2829DBVT SOT-23 DBV 5 250 178.0 9.0 3.23 3.17 1.37 4.0 8.0 Q3 PACKAGE MATERIALS INFORMATION www.ti.com 12-Feb-2013 Pack Materials-Page 1 |