| データシートサーチシステム |
|
STM32F050F6 データシート(PDF) 31 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F050F6 データシート(HTML) 31 Page - STMicroelectronics |
|
31 / 97 page ![]() Table 10. Alternate functions selected through GPIOB_AFR registers for port B Pin name AF0 AF1 AF2 AF3 PB0 EVENTOUT TIM3_CH3 TIM1_CH2N PB1 TIM14_CH1 TIM3_CH4 TIM1_CH3N PB2 PB3 SPI1_SCK, I2S1_CK EVENTOUT TIM2_CH2 PB4 SPI1_MISO, I2S1_MCK TIM3_CH1 EVENTOUT PB5 SPI1_MOSI, I2S1_SD TIM3_CH2 TIM16_BKIN I2C1_SMBA PB6 USART1_TX I2C1_SCL TIM16_CH1N PB7 USART1_RX I2C1_SDA TIM17_CH1N PB8 I2C1_SCL TIM16_CH1 PB9 IR_OUT I2C1_SDA TIM17_CH1 EVENTOUT PB10 I2C1_SCL(1) TIM2_CH3 PB11 EVENTOUT I2C1_SDA(1) TIM2_CH4 PB12 SPI1_NSS(1) EVENTOUT TIM1_BKIN PB13 SPI1_SCK(1) TIM1_CH1N PB14 SPI1_MISO(1) TIM1_CH2N PB15 SPI1_MOSI(1) TIM1_CH3N 1. This alternate feature is available on standard dies only. |