| データシートサーチシステム |
|
TSX562AIYST データシート(PDF) 24 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TSX562AIYST データシート(HTML) 24 Page - STMicroelectronics |
|
24 / 27 page ![]() Package information TSX56x, TSX56xA 24/27 DocID023274 Rev 3 5.5 TSSOP14 package information Figure 27. TSSOP14 package mechanical drawing Table 11. TSSOP14 package mechanical data Symbol Dimensions Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 1.20 0.047 A1 0.05 0.15 0.002 0.004 0.006 A2 0.80 1.00 1.05 0.031 0.039 0.041 b 0.19 0.30 0.007 0.012 c 0.09 0.20 0.004 0.0089 D 4.90 5.00 5.10 0.193 0.197 0.201 E 6.20 6.40 6.60 0.244 0.252 0.260 E1 4.30 4.40 4.50 0.169 0.173 0.176 e 0.65 0.0256 BSC L 0.45 0.60 0.75 L1 1.00 k 0° 8° 0° 8° aaa 0.10 0.018 0.024 0.030 |