| データシートサーチシステム |
|
STAC2932BW データシート(PDF) 11 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STAC2932BW データシート(HTML) 11 Page - STMicroelectronics |
|
11 / 14 page ![]() STAC2932B Package mechanical data Doc ID 15497 Rev 5 11/14 Figure 11. STAC244B mechanical data drawing Table 8. STAC244B mechanical data Dim. mm Min. Typ. Max. A5.08 5.59 A1 4.32 4.83 B4.32 5.33 C9.65 9.91 D 17.78 18.08 E 33.88 34.19 F0.10 0.15 G1.02 H1.45 1.70 I4.83 5.33 J9.27 9.52 K 27.69 28.19 L 3.12 3.23 3.33 M 3.35 3.45 3.56 |