| データシートサーチシステム |
|
MPC8270VR データシート(PDF) 50 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MPC8270VR データシート(HTML) 50 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
50 / 83 page ![]() MPC8280 PowerQUICC II Family Hardware Specifications, Rev. 2 50 Freescale Semiconductor Pinout D51 C12 D52 B10 D53 A7 D54 C6 D55 D5 D56 B18 D57 B16 D58 E14 D59 D12 D60 C10 D61 E8 D62 D6 D63 C2 DP0/RSRV/EXT_BR2 B22 IRQ1/DP1/EXT_BG2 A22 IRQ2/DP2/TLBISYNC/EXT_DBG2 E21 IRQ3/DP3/CKSTP_OUT/EXT_BR3 D21 IRQ4/DP4/CORE_SRESET/EXT_BG3 C21 IRQ5/CINT/DP5/TBEN/EXT_DBG3 B21 IRQ6/DP6/CSE0 A21 IRQ7/DP7/CSE1 E20 PSDVAL V3 TA C22 TEA V5 GBL/IRQ1 W1 CI/BADDR29/IRQ2 U2 WT/BADDR30/IRQ3 U3 L2_HIT/IRQ4 Y4 CPU_BG/BADDR31/IRQ5/CINT U4 CPU_DBG R2 CPU_BR Y3 CS0 F25 CS1 C29 Table 23. MPC8280 and MPC8270 (ZU and VV Packages) Pinout List (continued) Pin Name Ball MPC8280/MPC8270 MPC8280 only |