| データシートサーチシステム |
|
STM8S103F3M3 データシート(PDF) 43 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM8S103F3M3 データシート(HTML) 43 Page - STMicroelectronics |
|
43 / 117 page ![]() Vector address Wakeup from active-halt mode Wakeup from halt mode Description Source block IRQ no. 0x00 8064 - - TIM4 update/ overflow TIM4 23 0x00 8068 - - EOP/WR_PG_DIS Flash 24 0x00 806C to 0x00 807C Reserved (1) Except PA1 43/117 DocID15441 Rev 9 Interrupt vector mapping STM8S103K3 STM8S103F3 STM8S103F2 |