| データシートサーチシステム |
|
STM32F373C8 データシート(PDF) 11 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F373C8 データシート(HTML) 11 Page - STMicroelectronics |
|
11 / 128 page ![]() STM32F37x Description Doc ID 022691 Rev 3 11/128 Figure 1. Block diagram 1. AF: alternate function on I/O pins. 2. Example given for STM32F373xx device. 2x(8x16bit) max SS DD18 @VDDIO @VSW @VDDA @VDDIO 2x(8x16bit) @VDDA CRC @VDDA @VDDSD3 @VDDSD12 @VDD TIM 19 4 C ls, ETR 2 C ETR 2 as AF as AF @VDDA |