| データシートサーチシステム |
|
LP2951CSD/NOPB データシート(PDF) 32 Page - Texas Instruments |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LP2951CSD/NOPB データシート(HTML) 32 Page - Texas Instruments |
|
32 / 43 page ![]() TAPE AND REEL INFORMATION *All dimensions are nominal Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Reel Diameter (mm) Reel Width W1 (mm) A0 (mm) B0 (mm) K0 (mm) P1 (mm) W (mm) Pin1 Quadrant LP2950CDTX-3.0/NOPB TO-252 NDP 3 2500 330.0 16.4 6.9 10.5 2.7 8.0 16.0 Q2 LP2950CDTX-3.3/NOPB TO-252 NDP 3 2500 330.0 16.4 6.9 10.5 2.7 8.0 16.0 Q2 LP2950CDTX-5.0 TO-252 NDP 3 2500 330.0 16.4 6.9 10.5 2.7 8.0 16.0 Q2 LP2950CDTX-5.0/NOPB TO-252 NDP 3 2500 330.0 16.4 6.9 10.5 2.7 8.0 16.0 Q2 LP2951ACMM VSSOP DGK 8 1000 178.0 12.4 5.3 3.4 1.4 8.0 12.0 Q1 LP2951ACMM-3.0 VSSOP DGK 8 1000 178.0 12.4 5.3 3.4 1.4 8.0 12.0 Q1 LP2951ACMM-3.0/NOPB VSSOP DGK 8 1000 178.0 12.4 5.3 3.4 1.4 8.0 12.0 Q1 LP2951ACMM-3.3 VSSOP DGK 8 1000 178.0 12.4 5.3 3.4 1.4 8.0 12.0 Q1 LP2951ACMM-3.3/NOPB VSSOP DGK 8 1000 178.0 12.4 5.3 3.4 1.4 8.0 12.0 Q1 LP2951ACMM/NOPB VSSOP DGK 8 1000 178.0 12.4 5.3 3.4 1.4 8.0 12.0 Q1 LP2951ACMMX VSSOP DGK 8 3500 330.0 12.4 5.3 3.4 1.4 8.0 12.0 Q1 LP2951ACMMX-3.0 VSSOP DGK 8 3500 330.0 12.4 5.3 3.4 1.4 8.0 12.0 Q1 LP2951ACMMX-3.0/NOP B VSSOP DGK 8 3500 330.0 12.4 5.3 3.4 1.4 8.0 12.0 Q1 LP2951ACMMX-3.3 VSSOP DGK 8 3500 330.0 12.4 5.3 3.4 1.4 8.0 12.0 Q1 LP2951ACMMX-3.3/NOP B VSSOP DGK 8 3500 330.0 12.4 5.3 3.4 1.4 8.0 12.0 Q1 LP2951ACMMX/NOPB VSSOP DGK 8 3500 330.0 12.4 5.3 3.4 1.4 8.0 12.0 Q1 LP2951ACMX SOIC D 8 2500 330.0 12.4 6.5 5.4 2.0 8.0 12.0 Q1 PACKAGE MATERIALS INFORMATION www.ti.com 29-May-2013 Pack Materials-Page 1 |