| データシートサーチシステム |
|
STBC21FTR データシート(PDF) 35 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STBC21FTR データシート(HTML) 35 Page - STMicroelectronics |
|
35 / 54 page ![]() STBC21 Charging parameters Doc ID 023256 Rev 1 35/54 Table 25. ISET2 (CV2) bit description CV2-Iset2 Reg 07H Bit1 ISET2 x 50% ON 1 ISET2 x 50% OFF 0 Table 26. ISET2 (CV3) bit description CV3-Iset2 Reg 07H Bit2 ISET2 x 50% ON 1 ISET2 x 50% OFF 0 Table 27. ISET2 (CV4) bit description CV4-Iset2 Reg 07H Bit3 ISET2 x 50% ON 1 ISET2 x 50% OFF 0 |