| データシートサーチシステム |
|
LEAQ9WP データシート(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LEAQ9WP データシート(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
2 / 20 page ![]() 2012-06-27 2 Version 2.0 LE A Q9WP Ordering Information Bestellinformation Type Luminous Flux 1) page 19 Ordering Code Typ Lichtstrom 1) Seite 19 Bestellnummer I F = 1400 mA Φ V [lm] LE A Q9WP-KZLZ-1 97 ... 180 Q65110A9145 Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for explanation). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LE A Q9WP-KZLZ-1 means that only one group KZ, LX, LY, LZ will be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LE A Q9WP-KZLZ-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen KZ, LX, LY, LZ enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. |