データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

HMC1081 データシート(PDF) 4 Page - Hittite Microwave Corporation

部品番号 HMC1081
部品情報  GaAs MMIC MIXER 50 - 75 GHz
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HITTITE [Hittite Microwave Corporation]
ホームページ  http://www.hittite.com
Logo HITTITE - Hittite Microwave Corporation

HMC1081 データシート(HTML) 4 Page - Hittite Microwave Corporation

  HMC1081 Datasheet HTML 1Page - Hittite Microwave Corporation HMC1081 Datasheet HTML 2Page - Hittite Microwave Corporation HMC1081 Datasheet HTML 3Page - Hittite Microwave Corporation HMC1081 Datasheet HTML 4Page - Hittite Microwave Corporation HMC1081 Datasheet HTML 5Page - Hittite Microwave Corporation HMC1081 Datasheet HTML 6Page - Hittite Microwave Corporation HMC1081 Datasheet HTML 7Page - Hittite Microwave Corporation HMC1081 Datasheet HTML 8Page - Hittite Microwave Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
For price, delivery and to place orders: Hittite Microwave Corporation, 2 Elizabeth Drive, Chelmsford, MA 01824
Phone: 978-250-3343
Fax: 978-250-3373
Order On-line at www.hittite.com
Application Support: Phone: 978-250-3343 or apps@hittite.com
4
HMC1081
v01.0713
GaAs MMIC MIXER
50 - 75 GHz
RF Return Loss
IF Return Loss
RF/IF Isolation
LO Return Loss
LO/RF isolation
LO/IF Isolation
-50
-40
-30
-20
-10
0
50
55
60
65
70
75
LO/RF
LO FREQUENCY (GHz)
-50
-40
-30
-20
-10
0
50
55
60
65
70
75
LO/IF
LO FREQUENCY (GHz)
-40
-30
-20
-10
0
50
55
60
65
70
75
RF/IF
RF FREQUENCY (GHz)
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
40
45
50
55
60
65
70
75
LO-RL
LO FREQUENCY (GHz)
-25
-20
-15
-10
-5
0
0
5
10
15
20
25
LO = 44 GHz
LO = 50 GHz
RF FREQUENCY (GHz)
-25
-20
-15
-10
-5
0
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
LO = 44 GHz
LO = 50 GHz
RF FREQUENCY (GHz)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com