| データシートサーチシステム |
|
SPEAR320-2 データシート(PDF) 5 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SPEAR320-2 データシート(HTML) 5 Page - STMicroelectronics |
|
5 / 73 page ![]() SPEAr320 List of tables Doc ID 16755 Rev 5 5/73 List of tables Table 1. Device summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Table 2. Ethernet port multiplexing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Table 3. Master clock, RTC, Reset and 3.3 V comparator pin descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Table 4. Power supply pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Table 5. Debug pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Table 6. SMI pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Table 7. USB pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Table 8. ADC pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Table 9. DDR pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Table 10. PL_GPIO pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Table 11. PL_GPIO multiplexing scheme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Table 12. Table shading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Table 13. Ball sharing during debug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Table 14. SPEAr320 main memory map . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Table 15. Reconfigurable array subsystem memory map . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Table 16. Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Table 17. Maximum power consumption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Table 18. Recommended operating conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Table 19. Overshoot and undershoot specifications. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Table 20. Low voltage TTL DC input specification (3 V< VDD <3.6 V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Table 21. Low voltage TTL DC output specification (3 V< VDD <3.6 V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Table 22. Pull-up and pull-down characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Table 23. DC characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Table 24. Driver characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Table 25. On die termination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Table 26. Reference voltage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Table 27. PL_GPIO external interrupt input timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Table 28. Cold (power-on) reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Table 29. DDR2 read cycle timings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Table 30. DDR2 write cycle timings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Table 31. DDR2 command timings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Table 32. CLCD timings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Table 33. Timing characteristics for I2C in high-speed mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Table 34. Timing characteristics for I2C in fast speed mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Table 35. Timing characteristics for I2C in standard speed mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Table 36. Timing characteristics for NAND Flash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Table 37. EMI timings for read cycle with acknowledgement on WAIT# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Table 38. EMI timings for write cycle with acknowledgement on WAIT# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Table 39. SDIO timings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Table 40. MII TX timings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Table 41. MII RX timings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Table 42. MDC timings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Table 43. SMII timings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Table 44. SMI timings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Table 45. Timing requirements for SSP (all modes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Table 46. Timing requirements for SPI master mode (clock phase = 0). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Table 47. Switching characteristics over recommended operating conditions for SPI master mode (clock phase =0 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 |