| データシートサーチシステム |
|
ZPSD301B-70J データシート(PDF) 69 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ZPSD301B-70J データシート(HTML) 69 Page - STMicroelectronics |
|
69 / 85 page ![]() Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) PSD3XX Family 66 44-Pin 44-Pin Pin Name PLDCC/CLDCC PQFP/TQFP Package Package BHE/PSEN 1 39 WR/VPP or R/W 2 40 RESET 3 41 PB7 4 42 PB6 5 43 PB5 6 44 PB4 7 1 PB3 8 2 PB2 9 3 PB1 10 4 PB0 11 5 GND 12 6 ALE or AS 13 7 PA7 14 8 PA6 15 9 PA5 16 10 PA4 17 11 PA3 18 12 PA2 19 13 PA1 20 14 PA0 21 15 RD/E 22 16 AD0/A0 23 17 AD1/A1 24 18 AD2/A2 25 19 AD3/A3 26 20 AD4/A4 27 21 AD5/A5 28 22 AD6/A6 29 23 AD7/A7 30 24 AD8/A8 31 25 AD9/A9 32 26 AD10/A10 33 27 GND 34 28 AD11/A11 35 29 AD12/A12 36 30 AD13/A13 37 31 AD14/A14 38 32 AD15/A15 39 33 PC0 40 34 PC1 41 35 PC2 42 36 A19/CSI 43 37 VCC 44 38 19.0 Pin Assignments Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) |