| データシートサーチシステム |
|
ADA4700-1ARDZ-R7 データシート(PDF) 6 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ADA4700-1ARDZ-R7 データシート(HTML) 6 Page - Analog Devices |
|
6 / 10 page ![]() ADA4700-1 Preliminary Technical Data Rev. PrB | Page 6 of 10 Parameter Symbol Test Conditions/Comments Min Typ Max Unit NOISE PERFORMANCE Total Harmonic Distortion + Noise THD + N G= +1, VIN = 10 V p-p at 1 kHz; RL = 10k Bandwidth = 80 kHz TBD % Bandwidth = 500 kHz TBD % Peak-to-Peak Noise en p-p f = 0.1 Hz to 10 Hz TBD μV p-p Voltage Noise Density en f = 1 kHz 13 nV/√Hz f = 10 Hz 40 nV/√Hz Current Noise Density in f = 1 kHz TBD fA/√Hz |