| データシートサーチシステム |
|
L78M12AB データシート(PDF) 29 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L78M12AB データシート(HTML) 29 Page - STMicroelectronics |
|
29 / 31 page ![]() L78MxxAB, L78MxxAC Order codes Doc ID 2147 Rev 13 29/31 9 Order codes Table 15. Order codes Part numbers Packaging TO-220 DPAK Output voltages L78M05AB L78M05ABV L78M05ABDT-TR 5 V L78M05ABV-DG (1) 1. TO-220 Dual Gauge frame 5 V L78M05AC L78M05ACDT-TR 5 V L78M06AB L78M06ABDT-TR 6 V L78M08AB L78M08ABDT-TR 8 V L78M09AB L78M09ABDT-TR 9 V L78M10AB L78M10ABDT-TR 10 V L78M12AB L78M12ABV L78M12ABDT-TR 12 V L78M12AC L78M12ACDT-TR 12 V L78M15AB L78M15ABV L78M15ABDT-TR 15 V L78M15ABV-DG (1) 15 V L78M24AB L78M24ABDT-TR 24 V L78M24AC L78M24ACDT-TR 24 V |