| データシートサーチシステム |
|
LMV822AIST データシート(PDF) 2 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LMV822AIST データシート(HTML) 2 Page - STMicroelectronics |
|
2 / 32 page ![]() Contents LMV82x, LMV82xA 2/32 Doc ID 022467 Rev 3 Contents 1 Package pin connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 Absolute maximum ratings and operating conditions . . . . . . . . . . . . . 4 3 Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4 Application information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 4.1 Operating voltages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 4.2 Input common mode range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 4.3 Rail-to-rail output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 4.4 Input offset voltage drift over temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 4.5 PCB layouts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 4.6 Macromodel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 4.7 Shutdown function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 5 Package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5.1 SC70-5 (or SOT323-5) package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 5.2 SOT23-5 package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 5.3 SOT23-6 package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 5.4 DFN8 2 x 2 mm package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 5.5 MiniSO-8 package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 5.6 MiniSO-10 package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 5.7 TSSOP14 package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 5.8 TSSOP16 package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 5.9 SO-8 package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 5.10 SO-14 package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 6 Ordering information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 7 Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 |