| データシートサーチシステム |
|
STM32L151C6U6DTR データシート(PDF) 39 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L151C6U6DTR データシート(HTML) 39 Page - STMicroelectronics |
|
39 / 121 page ![]() STM32L151x6/8/B, STM32L152x6/8/B Pin descriptions Doc ID 17659 Rev 8 39/121 75 48 E5 G11 36 VDD_2 SVDD_2 76 49 A7 A10 37 PA14 I/O FT JTCK /SWCLK 77 50 A6 A9 38 PA15 I/O FT JTDI TIM2_CH1_ETR/PA15/SPI1_NSS/LCD_SEG17 78 51 B7 B11 - PC10 I/O FT PC10 USART3_TX/LCD_SEG28/LCD_SEG40/ LCD_COM4 79 52 B6 C10 - PC11 I/O FT PC11 USART3_RX/LCD_SEG29/LCD_SEG41/ LCD_COM5 80 53 C5 B10 - PC12 I/O FT PC12 USART3_CK/LCD_SEG30/LCD_SEG42/ LCD_COM6 81 - - C9 - PD0 I/O FT PD0 SPI2_NSS/TIM9_CH1 82 - - B9 - PD1 I/O FT PD1 SPI2_SCK 83 54 B5 C8 PD2 I/O FT PD2 TIM3_ETR/LCD_SEG31/LCD_SEG43/LCD_COM7 84 - - B8 - PD3 I/O FT PD3 USART2_CTS/SPI2_MISO 85 - - B7 - PD4 I/O FT PD4 USART2_RTS/SPI2_MOSI 86 - - A6 - PD5 I/O FT PD5 USART2_TX 87 - - B6 - PD6 I/O FT PD6 USART2_RX 88 - - A5 - PD7 I/O FT PD7 USART2_CK/TIM9_CH2 89 55 A5 A8 39 PB3 I/O FT JTDO TIM2_CH2/PB3/SPI1_SCK/COMP2_INM/ LCD_SEG7 90 56 A4 A7 40 PB4 I/O FT NJTRST TIM3_CH1/PB4/ SPI1_MISO/COMP2_INP/LCD_SEG8 91 57 C4 C5 41 PB5 I/O FT PB5 I2C1_SMBA/TIM3_CH2/SPI1_MOSI/COMP2_INP/ LCD_SEG9 92 58 D3 B5 42 PB6 I/O FT PB6 I2C1_SCL/TIM4_CH1/USART1_TX 93 59 C3 B4 43 PB7 I/O FT PB7 I2C1_SDA/TIM4_CH2/ USART1_RX/PVD_IN 94 60 B4 A4 44 BOOT0 I BOOT0 95 61 B3 A3 45 PB8 I/O FT PB8 TIM4_CH3/I2C1_SCL/LCD_SEG16/TIM10_CH1 96 62 A3 B3 46 PB9 I/O FT PB9 TIM4_CH4/I2C1_SDA/LCD_COM3/TIM11_CH1 97 - - C3 - PE0 I/O FT PE0 TIM4_ETR/LCD_SEG36/TIM10_CH1 98 - - A2 - PE1 I/O FT PE1 LCD_SEG37/TIM11_CH1 Table 9. STM32L15xxx pin definitions (continued) Pins Pin name Main function(3) (after reset) Alternate functions |