データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STM8AF5268 データシート(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

部品番号 STM8AF5268
部品情報  Automotive 8-bit MCU, with up to 128 Kbytes Flash, data EEPROM
PDF  110 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM8AF5268 データシート(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  STM8AF5268 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STM8AF5268 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STM8AF5268 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STM8AF5268 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STM8AF5268 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STM8AF5268 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STM8AF5268 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STM8AF5268 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STM8AF5268 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 110 page
background image
STM8AF52/62xx, STM8AF51/61xx
List of tables
Doc ID 14395 Rev 9
5/110
List of tables
Table 1.
Device summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Table 2.
STM8AF52xx product line-up with CAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Table 3.
STM8AF62xx product line-up without CAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Table 4.
STM8AF/H/P51xx product line-up with CAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Table 5.
STM8AF/H/P61xx product line-up without CAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Table 6.
Peripheral clock gating bits (CLK_PCKENR1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Table 7.
Peripheral clock gating bits (CLK_PCKENR2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Table 8.
Advanced control and general purpose timers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Table 9.
TIM4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Table 10.
ADC naming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Table 11.
Communication peripheral naming correspondence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Table 12.
Legend/abbreviation for the pin description table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Table 13.
STM8A microcontroller family pin description. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Table 14.
Memory model 128K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Table 15.
I/O port hardware register map . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Table 16.
General hardware register map . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Table 17.
CPU/SWIM/debug module/interrupt controller registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Table 18.
Temporary memory unprotection registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Table 19.
STM8A interrupt table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Table 20.
Option bytes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Table 21.
Option byte description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Table 22.
Voltage characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Table 23.
Current characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Table 24.
Thermal characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Table 25.
Operating lifetime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Table 26.
General operating conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Table 27.
Operating conditions at power-up/power-down . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Table 28.
Total current consumption in Run, Wait and Slow mode. General conditions
for VDD apply, TA = -40 °C to 150 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Table 29.
Total current consumption in Halt and Active-halt modes. General conditions for VDD
applied. TA = -40 °C to 55 °C unless otherwise stated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Table 30.
Oscillator current consumption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Table 31.
Programming current consumption. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Table 32.
Typical peripheral current consumption VDD = 5.0 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Table 33.
HSE external clock characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Table 34.
HSE oscillator characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Table 35.
HSI oscillator characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Table 36.
LSI oscillator characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Table 37.
Flash program memory/data EEPROM memory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Table 38.
Flash program memory. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Table 39.
Data memory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Table 40.
I/O static characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Table 41.
NRST pin characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Table 42.
TIM 1, 2, 3, and 4 electrical specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Table 43.
SPI characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Table 44.
I2C characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Table 45.
ADC characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Table 46.
ADC accuracy for VDDA = 5 V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More