| データシートサーチシステム |
|
E39-R2 データシート(PDF) 11 Page - Omron Electronics LLC |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
E39-R2 データシート(HTML) 11 Page - Omron Electronics LLC |
|
11 / 15 page ![]() E3Z E3Z 12 Material: SUS304 stainless steel 25 (0.98) 23 (0.91) 14.2 (0.56) 38.5 (1.52) 1.5 (0.06) 25.4 (1.00) Optical axis 2-50° 5° 21 20 (0.79) 10.5 (0.41) 12.3 (0.48) 3.5 (0.14) 25.4 (1.00) 7.3 (0.28) With Sensor (Example: E3Z-L61) E39-L144 Material: SUS304 stainless steel 15.8 (0.62) 14 (0.55) 8.7 (0.34) 7 22 (0.87) 55 (0.22) 37 (1.46) 1.5 (0.06) 14 (0.55) 25.4 (1.00) 15.3 (0.60) 4.5 4.5 4.0 7.8 12 (0.47) 5.0 6.9 (0.27) 28 (1.10) 14 ° Optical axis Four 3.4 dia. 4.5 With Sensor (Example: E3Z-L61) E39-L142 |