データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KSC2756 データシート(PDF) 3 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 KSC2756
部品情報  Mixer for VHF TV Tuner
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

KSC2756 データシート(HTML) 3 Page - Fairchild Semiconductor

  KSC2756 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor KSC2756 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor KSC2756 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor KSC2756 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor KSC2756 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
©2002 Fairchild Semiconductor Corporation
Rev. A2, September 2002
Typical Characteristics (Continued)
Figure 7. yie - f
Figure 8. yre - f
Figure 9.
Figure 10. yoe - f
Figure 11. NF, GCE - OSC Level
Figure 12. Conversion Gain
0
204060
0
20
40
60
yid=g
ie + jbie
V
CE=10V
10mA
400MHz
300MHz
200 MHz
f = 100 MHz
5mA
Ic=3mA
g
ie[ms], CONDUCTANCE
-0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
-1.0
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0.0
yre=g
re + jbre
V
CE=10V
10mA
5mA
I
C=3mA
f=100MHz
400MHz
300MHz
200MHz
g
re[ms], CONDUCTANCE
-50
0
50
100
150
200
250
-150
-120
-90
-60
-30
0
30
yfe=g
fe + jbfe
V
CE=10V
3mA
5mA
200MHz
300MHz
400MHz
f=100MHz
I
C
=10mA
g
fe[ms], CONDUCTANCE
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
1
2
3
4
5
yoe=g
oe + jboe
V
CE=10V
10mA
400MHz
300MHz
200MHz
f=100MHz
5mA
I
C=3mA
g
oe[ms], CONDUCTANCE
90
100
110
5
10
15
[dBuV/50ohm], OSC LEVEL
5
10
15
20
25
f
RF = 200MHz, 80dBuV/50ohm
f
Local = 258MHz
NF
Gce
05
10
0
4
8
12
16
20
24
f
RF = 200 MHz, 80 dBuV/50ohm
f
Local
= 258 MHz, 105 dBuV/50ohm
at SG OUTPUT LEVEL
I
C [mA], COLLECTOR CURRENT



Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com