データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

L7806AC データシート(PDF) 31 Page - STMicroelectronics

部品番号 L7806AC
部品情報  Positive voltage regulator ICs
PDF  57 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L7806AC データシート(HTML) 31 Page - STMicroelectronics

Back Button L7806AC Datasheet HTML 27Page - STMicroelectronics L7806AC Datasheet HTML 28Page - STMicroelectronics L7806AC Datasheet HTML 29Page - STMicroelectronics L7806AC Datasheet HTML 30Page - STMicroelectronics L7806AC Datasheet HTML 31Page - STMicroelectronics L7806AC Datasheet HTML 32Page - STMicroelectronics L7806AC Datasheet HTML 33Page - STMicroelectronics L7806AC Datasheet HTML 34Page - STMicroelectronics L7806AC Datasheet HTML 35Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 31 / 57 page
background image
DocID2143 Rev 31
31/57
L78xx, L78xxC, L78xxAB, L78xxAC
Application information
* Against potential latch-up problems.
Figure 15. Tracking voltage regulator
Figure 16. Split power supply (± 15 V - 1 A)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com