データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

24LC256EST データシート(PDF) 28 Page - Microchip Technology

部品番号 24LC256EST
部品情報  256K IC CMOS Serial EEPROM
PDF  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MICROCHIP [Microchip Technology]
ホームページ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

24LC256EST データシート(HTML) 28 Page - Microchip Technology

Back Button 24LC256EST Datasheet HTML 24Page - Microchip Technology 24LC256EST Datasheet HTML 25Page - Microchip Technology 24LC256EST Datasheet HTML 26Page - Microchip Technology 24LC256EST Datasheet HTML 27Page - Microchip Technology 24LC256EST Datasheet HTML 28Page - Microchip Technology 24LC256EST Datasheet HTML 29Page - Microchip Technology 24LC256EST Datasheet HTML 30Page - Microchip Technology 24LC256EST Datasheet HTML 31Page - Microchip Technology 24LC256EST Datasheet HTML 32Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 28 / 42 page
background image
24AA256/24LC256/24FC256
DS20001203T-page 28
 1998-2013 Microchip Technology Inc.
/HDG3ODVWLF 'XDO )ODW 1R /HDG 3DFNDJH 0) ± [PP%RG\ >')16@
1RWHV
 3LQ  YLVXDO LQGH[ IHDWXUH PD\ YDU\ EXW PXVW EH ORFDWHG ZLWKLQ WKH KDWFKHG DUHD
 3DFNDJH PD\ KDYH RQH RU PRUH H[SRVHG WLH EDUV DW HQGV
 3DFNDJH LV VDZ VLQJXODWHG
 'LPHQVLRQLQJ DQG WROHUDQFLQJ SHU $60( <0
%6& %DVLF 'LPHQVLRQ 7KHRUHWLFDOO\ H[DFW YDOXH VKRZQ ZLWKRXW WROHUDQFHV
5() 5HIHUHQFH 'LPHQVLRQ XVXDOO\ ZLWKRXW WROHUDQFH IRU LQIRUPDWLRQ SXUSRVHV RQO\
1RWH
)RU WKH PRVW FXUUHQW SDFNDJH GUDZLQJV SOHDVHVHH WKH 0LFURFKLS 3DFNDJLQJ 6SHFLILFDWLRQ ORFDWHG DW
KWWSZZZPLFURFKLSFRPSDFNDJLQJ
8QLWV
0,//,0(7(56
'LPHQVLRQ /LPLWV
0,1
120
0$;
1XPEHU RI 3LQV
1

3LWFK
H
 %6&
2YHUDOO +HLJKW
$



6WDQGRII
$



&RQWDFW 7KLFNQHVV
$
 5()
2YHUDOO /HQJWK
'
 %6&
2YHUDOO :LGWK
(
 %6&
([SRVHG 3DG /HQJWK
'



([SRVHG 3DG :LGWK
(



&RQWDFW :LGWK
E



&RQWDFW /HQJWK
/



&RQWDFWWR([SRVHG 3DG
.

±
±
NOTE 2
A1
A
A3
NOTE 1
12
E
N
D
EXPOSED PAD
NOTE 1
2
1
E2
L
N
e
b
K
BOTTOM VIEW
TOP VIEW
D2
0LFURFKLS 7HFKQRORJ\ 'UDZLQJ &%



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com