データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

15C01SS データシート(PDF) 5 Page - ON Semiconductor

部品番号 15C01SS
部品情報  Bipolar Transistor 15V, 0.6A, Low VCE(sat) NPN Single SSFP Large current capacity
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

15C01SS データシート(HTML) 5 Page - ON Semiconductor

  15C01SS Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor 15C01SS Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor 15C01SS Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor 15C01SS Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor 15C01SS Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor 15C01SS Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
15C01SS
No.7508-5/6
Outline Drawing
Land Pattern Example
15C01SS-TL-E
Mass (g) Unit
0.0018
* For reference mm
Unit: mm
0.5
0.45
0.45
0.45 0.45



Html Pages

1 2 3 4 5 6