データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

C2012 データシート(PDF) 8 Page - TDK Electronics

部品番号 C2012
部品情報  MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS
PDF  55 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TDK [TDK Electronics]
ホームページ  http://www.tdk.com
Logo TDK - TDK Electronics

C2012 データシート(HTML) 8 Page - TDK Electronics

Back Button C2012 Datasheet HTML 4Page - TDK Electronics C2012 Datasheet HTML 5Page - TDK Electronics C2012 Datasheet HTML 6Page - TDK Electronics C2012 Datasheet HTML 7Page - TDK Electronics C2012 Datasheet HTML 8Page - TDK Electronics C2012 Datasheet HTML 9Page - TDK Electronics C2012 Datasheet HTML 10Page - TDK Electronics C2012 Datasheet HTML 11Page - TDK Electronics C2012 Datasheet HTML 12Page - TDK Electronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 55 page
background image
•Allspecificationsaresubjecttochangewithoutnotice.
Page 7
MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS
003-02 / 20130710 / mlcc_commercial_general_en
EIA CC0402 [C1005]
C0G
CH
1H
(50V)
1E
(25V)
1H
(50V)
0R5
R75
010
1R5
020
030
040
050
060
070
080
090
100
120
150
180
220
270
330
390
470
560
680
820
101
121
151
181
221
271
331
391
471
561
681
821
102
0.5
0.75
1
1.5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
15
18
22
27
33
39
47
56
68
82
100
120
150
180
220
270
330
390
470
560
680
820
1,000
0.50 mm
Capacitance
Range Chart
Capacitance Range Chart
Temperature Characteristics: C0G (0 ± 30ppm/ºC), CH(0 ± 60ppm/ºC)
Rated Voltage: 50V (1H), 25V (1E)
Capacitance
(pF)
Code
Tolerance
B: ± 0.10pF
C: ± 0.25pF
D: ± 0.50pF
F: ± 1%
G: ± 2%
J: ± 5%
K: ± 10%
Standard Thickness



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com