データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

C2012 データシート(PDF) 21 Page - TDK Electronics

部品番号 C2012
部品情報  MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS
PDF  55 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TDK [TDK Electronics]
ホームページ  http://www.tdk.com
Logo TDK - TDK Electronics

C2012 データシート(HTML) 21 Page - TDK Electronics

Back Button C2012 Datasheet HTML 17Page - TDK Electronics C2012 Datasheet HTML 18Page - TDK Electronics C2012 Datasheet HTML 19Page - TDK Electronics C2012 Datasheet HTML 20Page - TDK Electronics C2012 Datasheet HTML 21Page - TDK Electronics C2012 Datasheet HTML 22Page - TDK Electronics C2012 Datasheet HTML 23Page - TDK Electronics C2012 Datasheet HTML 24Page - TDK Electronics C2012 Datasheet HTML 25Page - TDK Electronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 55 page
background image
•Allspecificationsaresubjecttochangewithoutnotice.
Page 20
MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS
003-02 / 20130710 / mlcc_commercial_general_en
EIA CC1812 [C4532]
C0G
CH
JB
1H
(50V)
1H
(50V)
1H
(50V)
1E
(25V)
1C
(16V)
47,000
68,000
100,000
150,000
220,000
6,800,000
10,000,000
15,000,000
22,000,000
33,000,000
473
683
104
154
224
685
106
156
226
336
J: ± 5%
K: ± 10%
M: ± 20%
1.60 mm
2.00 mm
2.50 mm
3.20 mm
X5R
X6S
X7R
1H
(50V)
1E
(25V)
1C
(16V)
1A
(10V)
0J
(6.3V)
0J
(6.3V)
1H
(50V)
1E
(25V)
1C
(16V)
1,000,000
2,200,000
3,300,000
4,700,000
6,800,000
10,000,000
15,000,000
22,000,000
33,000,000
47,000,000
68,000,000
100,000,000
105
225
335
475
685
106
156
226
336
476
686
107
K: ± 10%
M: ± 20%
1.60 mm
2.00 mm
2.50 mm
2.80 mm
Capacitance
Range Chart
Capacitance Range Chart
Temperature Characteristics: C0G (0 ± 30ppm/ºC), CH(0 ± 60ppm/ºC), JB(±10%)
Rated Voltage: 50V (1H), 25V (1E), 16V (1C)
Capacitance
(pF)
Code
Tolerance
Standard Thickness
Capacitance Range Chart
Temperature Characteristics: X5R (± 5%), X6S (±22%), X7R (±15%)
Rated Voltage: 50V (1H), 25V (1E), 16V (1C), 10V (1A), 6.3V (0J)
Capacitance
(pF)
Code
Tolerance
Standard Thickness
2.30 mm



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com