| データシートサーチシステム |
|
TC7660SEOA データシート(PDF) 10 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TC7660SEOA データシート(HTML) 10 Page - Microchip Technology |
|
10 / 11 page ![]() 10 TC7660S SUPER CHARGE PUMP DC-TO-DC VOLTAGE CONVERTER TC7660S-14 9/16/96 © 2001 Microchip Technology Inc. DS21467A .050 (1.27) TYP. 8 ° MAX. .244 (6.20) .228 (5.79) .157 (3.99) .150 (3.81) .197 (5.00) .189 (4.80) .020 (0.51) .013 (0.33) .010 (0.25) .004 (0.10) .069 (1.75) .053 (1.35) .010 (0.25) .007 (0.18) .050 (1.27) .016 (0.40) 8-Pin Plastic SOIC PACKAGE DIMENSIONS (CONT.) 8-Pin CerDIP Dimensions: inches (mm) .400 (10.16) .370 (9.40) .300 (7.62) .230 (5.84) .065 (1.65) .045 (1.14) .055 (1.40) MAX. .020 (0.51) MIN. PIN 1 .200 (5.08) .160 (4.06) .200 (5.08) .125 (3.18) .110 (2.79) .090 (2.29) .020 (0.51) .016 (0.41) .040 (1.02) .020 (0.51) .320 (8.13) .290 (7.37) .150 (3.81) MIN. 3 ° MIN. .015 (0.38) .008 (0.20) .400 (10.16) .320 (8.13) |