| データシートサーチシステム |
|
74ACT11032DBLE データシート(PDF) 7 Page - Texas Instruments |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
74ACT11032DBLE データシート(HTML) 7 Page - Texas Instruments |
|
7 / 14 page ![]() TAPE AND REEL INFORMATION *All dimensions are nominal Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Reel Diameter (mm) Reel Width W1 (mm) A0 (mm) B0 (mm) K0 (mm) P1 (mm) W (mm) Pin1 Quadrant 74ACT11032DR SOIC D 16 2500 330.0 16.4 6.5 10.3 2.1 8.0 16.0 Q1 PACKAGE MATERIALS INFORMATION www.ti.com 29-Jul-2011 Pack Materials-Page 1 |