| データシートサーチシステム |
|
STM32F050C6 データシート(PDF) 30 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F050C6 データシート(HTML) 30 Page - STMicroelectronics |
|
30 / 97 page ![]() Table 9. Alternate functions selected through GPIOA_AFR registers for port A Pin name AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 PA0 USART1_CKS(1) TIM2_CH1_ ETR PA1 EVENTOUT USART1_TX(1) TIM2_CH2 PA2 USART1_RX(1) TIM2_CH3 PA3 USART1_CTS(1) TIM2_CH4 PA4 SPI1_NSS, I2S1_WS USART1_RTS(1) TIM14_CH1 PA5 SPI1_SCK, I2S1_CK TIM2_CH1_ ETR PA6 SPI1_MISO, I2S1_MCK TIM3_CH1 TIM1_BKIN TIM16_CH1 EVENTOUT PA7 SPI1_MOSI, I2S1_SD TIM3_CH2 TIM1_CH1N TIM14_CH1 TIM17_CH1 EVENTOUT PA8 MCO USART1_CK TIM1_CH1 EVENTOUT PA9 USART1_TX TIM1_CH2 I2C1_SCL(1) PA10 TIM17_BKIN USART1_RX TIM1_CH3 I2C1_SDA(1) PA11 EVENTOUT USART1_CTS TIM1_CH4 PA12 EVENTOUT USART1_RTS TIM1_ETR PA13 SWDAT IR_OUT PA14 SWCLK USART1_TX(1) PA15 SPI1_NSS, I2S1_WS USART1_RX(1) TIM2_CH1_ ETR EVENTOUT 1. This alternate feature is available on standard dies only. |