データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STM32L152V8 データシート(PDF) 110 Page - STMicroelectronics

部品番号 STM32L152V8
部品情報  Ultra-low-power 32-bit MCU ARM-based Cortex-M3, 128KB Flash, 16KB SRAM, 4KB EEPROM, LCD, USB, ADC, DAC
PDF  121 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L152V8 データシート(HTML) 110 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L152V8 Datasheet HTML 106Page - STMicroelectronics STM32L152V8 Datasheet HTML 107Page - STMicroelectronics STM32L152V8 Datasheet HTML 108Page - STMicroelectronics STM32L152V8 Datasheet HTML 109Page - STMicroelectronics STM32L152V8 Datasheet HTML 110Page - STMicroelectronics STM32L152V8 Datasheet HTML 111Page - STMicroelectronics STM32L152V8 Datasheet HTML 112Page - STMicroelectronics STM32L152V8 Datasheet HTML 113Page - STMicroelectronics STM32L152V8 Datasheet HTML 114Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 110 / 121 page
background image
Package characteristics
STM32L151x6/8/B, STM32L152x6/8/B
110/121
Doc ID 17659 Rev 8
Figure 38.
Recommended footprint
1.
Dimensions are in millimeters.
Table 65.
UFQFPN48 7 x 7 mm, 0.5 mm pitch, package mechanical data
Symbol
millimeters
inches(1)
1.
Values in inches are converted from mm and rounded to 4 decimal digits.
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
A
0.500
0.550
0.600
0.0197
0.0217
0.0236
A1
0.000
0.020
0.050
0.0000
0.0008
0.0020
D
6.900
7.000
7.100
0.2717
0.2756
0.2795
E
6.900
7.000
7.100
0.2717
0.2756
0.2795
L
0.300
0.400
0.500
0.0118
0.0157
0.0197
T
0.152
0.0060
b
0.200
0.250
0.300
0.0079
0.0098
0.0118
e
0.500
0.0197
7.30
7.30
0.20
0.30
0.55
0.50
5.80
6.20
6.20
5.60
5.60
5.80
0.75
ai15697
48
1
12
13
24
25
36
37



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com