データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TS272I データシート(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

部品番号 TS272I
部品情報  HIGH PERFORMANCE CMOS DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

TS272I データシート(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

  TS272I Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics TS272I Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics TS272I Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics TS272I Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics TS272I Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics TS272I Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics TS272I Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics TS272I Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics TS272I Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
TS272C,I,M
8/9
PACKAGE MECHANICAL DATA
8 PINS - PLASTIC MICROPACKAGE (SO)
Dimensions
Millimeters
Inches
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A
1.75
0.069
a1
0.1
0.25
0.004
0.010
a2
1.65
0.065
a3
0.65
0.85
0.026
0.033
b
0.35
0.48
0.014
0.019
b1
0.19
0.25
0.007
0.010
C
0.25
0.5
0.010
0.020
c1
45° (typ.)
D
4.8
5.0
0.189
0.197
E
5.8
6.2
0.228
0.244
e
1.27
0.050
e3
3.81
0.150
F
3.8
4.0
0.150
0.157
L
0.4
1.27
0.016
0.050
M
0.6
0.024
S
8° (max.)
b
e3
s
L
E
c1
D
M
8
5
1
4



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com