| データシートサーチシステム |
|
AD768 データシート(PDF) 20 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AD768 データシート(HTML) 20 Page - Analog Devices |
|
20 / 20 page ![]() REV. B –20– AD768 OUTLINE DIMENSIONS Dimensions shown in inches and (mm). R-28 300 Mil 28-Pin SOIC SEATING PLANE 0.0118 (0.30) 0.0040 (0.10) 0.0192 (0.49) 0.0138 (0.35) 0.1043 (2.65) 0.0926 (2.35) 0.0500 (1.27) BSC 0.0125 (0.32) 0.0091 (0.23) 0.0500 (1.27) 0.0157 (0.40) 8 ° 0 ° 0.0291 (0.74) 0.0098 (0.25) x 45 ° 0.7125 (18.10) 0.6969 (17.70) 0.4193 (10.65) 0.3937 (10.00) 0.2992 (7.60) 0.2914 (7.40) PIN 1 28 15 14 1 |