| データシートサーチシステム |
|
VN06 データシート(PDF) 15 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
VN06 データシート(HTML) 15 Page - STMicroelectronics |
|
15 / 17 page ![]() VN06 Package and packing information 15/17 Table 9. PENTAWATT mechanical data Dim. mm Min. Typ. Max. A 4.8 C 1.37 D2.4 2.8 D1 1.2 1.35 E 0.35 0.55 F 0.8 1.05 F1 1 1.4 G3.2 3.4 3.6 G1 6.6 6.8 7 H2 10.4 H3 10.05 10.4 L17.85 L1 15.75 L2 21.4 L3 22.5 L5 2.6 3 L6 15.1 15.8 L7 6 6.6 M4.5 M1 4 Diam. 3.65 3.85 |