データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LGL29K データシート(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

部品番号 LGL29K
部品情報  Version 1.0 (Replacement in due course)
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LGL29K データシート(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LGL29K Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LGL29K Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LGL29K Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LGL29K Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LGL29K Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LGL29K Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LGL29K Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LGL29K Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LGL29K Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 20 page
background image
2012-10-01
2
Version 1.0 (Replacement in due course)
LG L29K
Ordering Information
Bestellinformation
Type
Luminous Intensity 1) page 19
Ordering Code
Typ
Lichtstärke 1) Seite 19
Bestellnummer
IF = 2 mA
IV [mcd]
LG L29K-F2H1-24
1.4 ... 3.55
Q65110A1744
LG L29K-G2J1-24
2.24 ... 5.6
Q65110A1746
LG L29K-F2J1-24
1.4 ... 5.6
Q65110A1745
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page for explanation). Only one group will be
shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LG L29K-F2J1-24 means that only one group F2, G1,
G2, H1, H2, J1 will be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one packing unit.
E. g. LG L29K-F2J1-24 means that only one wavelength group 2,3,4 will be shippable. LG L29K-F2J1-24 means that the device will be shipped within
the specified limits as stated on page In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page for explanation).
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite für
nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LG L29K-F2J1-24 bedeutet, dass in einer
Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen F2, G1, G2, H1, H2, J1 enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne
Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. LG L29K-F2J1-24 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Wellenlängengruppen 2,3,4 enthalten
ist (siehe Seite für nähere Informationen). LG L29K-F2J1-24 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf Seite spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20