| データシートサーチシステム |
|
IPLU300N04S4-R7 データシート(PDF) 7 Page - Infineon Technologies AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
IPLU300N04S4-R7 データシート(HTML) 7 Page - Infineon Technologies AG |
|
7 / 9 page ![]() IPLU300N04S4-R7 13 Typical avalanche energy 14 Drain-source breakdown voltage E AS = f(T j) V BR(DSS) = f(T j); I D_typ = 1 mA parameter: I D 15 Typ. gate charge 16 Gate charge waveforms V GS = f(Q gate); I D = 300 A pulsed parameter: V DD 38 39 40 41 42 43 44 -60 -20 20 60 100 140 180 T j [°C] 8 V 32 V 0 2 4 6 8 10 12 0 40 80 120 160 200 240 Q gate [nC] 300 A 150 A 75 A 0 400 800 1200 1600 25 75 125 175 T j [°C] V GS Q gate Q gs Q gd Q g V GS Q gate Q gs Q gd Q g Rev. 1.0 page 7 2013-11-12 |