| データシートサーチシステム |
|
S25FS256S データシート(PDF) 7 Page - SPANSION |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
S25FS256S データシート(HTML) 7 Page - SPANSION |
|
7 / 154 page ![]() November 6, 2013 S25FS-S_00_04 S25FS-S Family 7 Da ta Shee t (Prelim i nar y ) Figures Figure 3.1 Bus Master and Memory Devices on the SPI Bus - Single Bit Data Path . . . . . . . . . . . . . . . 21 Figure 3.2 Bus Master and Memory Devices on the SPI Bus - Dual Bit Data Path . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Figure 3.3 Bus Master and Memory Devices on the SPI Bus - Quad Bit Data Path . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Figure 4.1 SPI SDR Modes Supported . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Figure 4.2 SPI DDR Modes Supported . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Figure 4.3 Stand Alone Instruction Command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Figure 4.4 Single Bit Wide Input Command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Figure 4.5 Single Bit Wide Output Command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Figure 4.6 Single Bit Wide I/O Command without Latency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Figure 4.7 Single Bit Wide I/O Command with Latency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Figure 4.8 Dual I/O Command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Figure 4.9 Quad I/O Command. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Figure 4.10 Quad I/O Read Command in QPI Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Figure 4.11 DDR Quad I/O Read . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Figure 4.12 DDR Quad I/O Read in QPI Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Figure 5.1 Maximum Negative Overshoot Waveform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Figure 5.2 Maximum Positive Overshoot Waveform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Figure 5.3 Power-Up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Figure 5.4 Power-Down and Voltage Drop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Figure 6.1 Waveform Element Meanings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Figure 6.2 Test Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Figure 6.3 Input, Output, and Timing Reference Levels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Figure 6.4 Reset Low at the End of POR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Figure 6.5 Reset High at the End of POR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Figure 6.6 POR Followed by hardware reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Figure 6.7 Hardware Reset when Quad Mode is Not Enabled and IO3 / Reset# is Enabled . . . . . . . . . 39 Figure 6.8 Hardware Reset when Quad Mode and IO3 / Reset# are Enabled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Figure 6.9 Clock Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Figure 6.10 SPI Single Bit Input Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Figure 6.11 SPI Single Bit Output Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Figure 6.12 SPI SDR MIO Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Figure 6.13 WP# Input Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Figure 6.14 SPI DDR Input Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Figure 6.15 SPI DDR Output Timing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Figure 6.16 SPI DDR Data Valid Window . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Figure 7.1 16-Lead SOIC Package (SO3016), Top View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Figure 7.2 SOIC 16-Lead, 300-mil Body Width (SO3016) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Figure 7.3 8-Pin Plastic Small Outline Package (SOIC8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Figure 7.4 8-Connector Package (WSON 6x5), Top View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Figure 7.5 SOIC 8-Lead, 208 mil Body Width (SOC008) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Figure 7.6 WSON 8-Contact 6x5 mm Leadless (WND008) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Figure 7.7 WSON 8-Contact 6x8 mm Leadless (WNH008) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Figure 7.8 24-Ball BGA, 5x5 Ball Footprint (FAB024), Top View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Figure 7.9 Ball Grid Array 24-Ball 6x8 mm (FAB024) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Figure 7.10 24-Ball BGA, 4x6 Ball Footprint (FAC024), Top View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Figure 7.11 Ball Grid Array 24-Ball 6 x 8 mm (FAC024) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Figure 8.1 OTP Address Space . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Figure 9.1 Sector Protection Control. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Figure 9.2 Advanced Sector Protection Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Figure 10.1 Read Identification (RDID) Command Sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Figure 10.2 Read Identification (RDID) QPI Mode Command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Figure 10.3 Read Quad Identification (RDQID) Command Sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Figure 10.4 RSFDP Command Sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Figure 10.5 RSFDP QPI Mode Command Sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 |