| データシートサーチシステム |
|
L7812CV データシート(PDF) 54 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L7812CV データシート(HTML) 54 Page - STMicroelectronics |
|
54 / 57 page ![]() Order codes L78xx, L78xxC, L78xxAB, L78xxAC 54/57 DocID2143 Rev 31 9 Order codes Table 31. Order codes Part numbers Order codes TO-220 DPAK D²PAK TO-220FP TO-3 Output voltages L7805 L7805T 5 V L7805C L7805CV L7805CDT-TR L7805CD2T-TR L7805CP L7805CT 5 V L7805CV-DG (1) 5 V L7805AB L7805ABV L7805ABD2T-TR L7805ABP 5 V L7805ABV-DG (1) 5 V L7805AC L7805ACV L7805ACD2T-TR L7805ACP 5 V L7805ACV-DG (1) 5 V L7806C L7806CV L7806CD2T-TR L7806CT 6 V L7806CV-DG (1) 6 V L7806AB L7806ABV L7806ABD2T-TR 6 V L7806ABV-DG (1) 6 V L7806AC L7806ACV 6 V L7806ACV-DG (1) 6 V L7808C L7808CV L7808CD2T-TR 8 V L7808CV-DG (1) 8 V L7808AB L7808ABV L7808ABD2T-TR 8 V L7808ABV-DG (1) 8 V L7808AC L7808ACV 8 V L7808ACV-DG (1) 8 V L7885C L7885CV L7885CD2T-TR (2) L7885CP (2) L7885CT (2) 8.5 V L7809C L7809CV L7809CD2T-TR L7809CP 9 V L7809CV-DG (1) 9 V L7809AB L7809ABV L7809ABD2T-TR 9 V L7809AC L7809ACV 9 V L7812C L7812CV L7812CD2T-TR L7812CP L7812CT 12 V L7812CV-DG (1) 12 V L7812AB L7812ABV L7812ABD2T-TR 12 V L7812ABV-DG (1) 12 V L7812AC L7812ACV L7812ACD2T-TR 12 V L7812ACV-DG (1) 12 V |