データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MCP1541 データシート(PDF) 20 Page - Microchip Technology

部品番号 MCP1541
部品情報  2.5V and 4.096V Voltage References
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MICROCHIP [Microchip Technology]
ホームページ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

MCP1541 データシート(HTML) 20 Page - Microchip Technology

Back Button MCP1541 Datasheet HTML 12Page - Microchip Technology MCP1541 Datasheet HTML 13Page - Microchip Technology MCP1541 Datasheet HTML 14Page - Microchip Technology MCP1541 Datasheet HTML 15Page - Microchip Technology MCP1541 Datasheet HTML 16Page - Microchip Technology MCP1541 Datasheet HTML 17Page - Microchip Technology MCP1541 Datasheet HTML 18Page - Microchip Technology MCP1541 Datasheet HTML 19Page - Microchip Technology MCP1541 Datasheet HTML 20Page - Microchip Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 20 page
background image
DS21653B-page 20
© 2005 Microchip Technology Inc.
AMERICAS
Corporate Office
2355 West Chandler Blvd.
Chandler, AZ 85224-6199
Tel: 480-792-7200
Fax: 480-792-7277
Technical Support:
http://support.microchip.com
Web Address:
www.microchip.com
Atlanta
Alpharetta, GA
Tel: 770-640-0034
Fax: 770-640-0307
Boston
Westford, MA
Tel: 978-692-3848
Fax: 978-692-3821
Chicago
Itasca, IL
Tel: 630-285-0071
Fax: 630-285-0075
Dallas
Addison, TX
Tel: 972-818-7423
Fax: 972-818-2924
Detroit
Farmington Hills, MI
Tel: 248-538-2250
Fax: 248-538-2260
Kokomo
Kokomo, IN
Tel: 765-864-8360
Fax: 765-864-8387
Los Angeles
Mission Viejo, CA
Tel: 949-462-9523
Fax: 949-462-9608
San Jose
Mountain View, CA
Tel: 650-215-1444
Fax: 650-961-0286
Toronto
Mississauga, Ontario,
Canada
Tel: 905-673-0699
Fax: 905-673-6509
ASIA/PACIFIC
Australia - Sydney
Tel: 61-2-9868-6733
Fax: 61-2-9868-6755
China - Beijing
Tel: 86-10-8528-2100
Fax: 86-10-8528-2104
China - Chengdu
Tel: 86-28-8676-6200
Fax: 86-28-8676-6599
China - Fuzhou
Tel: 86-591-8750-3506
Fax: 86-591-8750-3521
China - Hong Kong SAR
Tel: 852-2401-1200
Fax: 852-2401-3431
China - Shanghai
Tel: 86-21-5407-5533
Fax: 86-21-5407-5066
China - Shenyang
Tel: 86-24-2334-2829
Fax: 86-24-2334-2393
China - Shenzhen
Tel: 86-755-8203-2660
Fax: 86-755-8203-1760
China - Shunde
Tel: 86-757-2839-5507
Fax: 86-757-2839-5571
China - Qingdao
Tel: 86-532-502-7355
Fax: 86-532-502-7205
ASIA/PACIFIC
India - Bangalore
Tel: 91-80-2229-0061
Fax: 91-80-2229-0062
India - New Delhi
Tel: 91-11-5160-8631
Fax: 91-11-5160-8632
Japan - Kanagawa
Tel: 81-45-471- 6166
Fax: 81-45-471-6122
Korea - Seoul
Tel: 82-2-554-7200
Fax: 82-2-558-5932 or
82-2-558-5934
Singapore
Tel: 65-6334-8870
Fax: 65-6334-8850
Taiwan - Kaohsiung
Tel: 886-7-536-4818
Fax: 886-7-536-4803
Taiwan - Taipei
Tel: 886-2-2500-6610
Fax: 886-2-2508-0102
Taiwan - Hsinchu
Tel: 886-3-572-9526
Fax: 886-3-572-6459
EUROPE
Austria - Weis
Tel: 43-7242-2244-399
Fax: 43-7242-2244-393
Denmark - Ballerup
Tel: 45-4450-2828
Fax: 45-4485-2829
France - Massy
Tel: 33-1-69-53-63-20
Fax: 33-1-69-30-90-79
Germany - Ismaning
Tel: 49-89-627-144-0
Fax: 49-89-627-144-44
Italy - Milan
Tel: 39-0331-742611
Fax: 39-0331-466781
Netherlands - Drunen
Tel: 31-416-690399
Fax: 31-416-690340
England - Berkshire
Tel: 44-118-921-5869
Fax: 44-118-921-5820
WORLDWIDE SALES AND SERVICE
10/20/04



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com