| データシートサーチシステム |
|
PIC18F8722IPTSQTP データシート(PDF) 4 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PIC18F8722IPTSQTP データシート(HTML) 4 Page - Microchip Technology |
|
4 / 446 page ![]() PIC18F8722 FAMILY DS39646C-page 2 © 2008 Microchip Technology Inc. Pin Diagrams Note 1: The ECCP2/P2A pin placement is determined by the CCP2MX Configuration bit. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 38 37 36 35 34 33 50 49 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 RE1/WR/P2C RE0/RD/P2D RG0/ECCP3/P3A RG1/TX2/CK2 RG2/RX2/DT2 RG3/CCP4/P3D RG5/MCLR/VPP RG4/CCP5/P1D VSS VDD RF7/SS1 RF6/AN11 RF5/AN10/CVREF RF4/AN9 RF3/AN8 RF2/AN7/C1OUT RB0/INT0 RB1/INT1 RB2/INT2 RB3/INT3 RB4/KBI0 RB5/KBI1/PGM RB6/KBI2/PGC VSS OSC2/CLKO/RA6 OSC1/CLKI/RA7 VDD RB7/KBI3/PGD RC4/SDI1/SDA1 RC3/SCK1/SCL1 RC2/ECCP1/P1A RC5/SDO1 15 16 31 40 39 27 28 29 30 32 48 47 46 45 44 43 42 41 54 53 52 51 58 57 56 55 60 59 64 63 62 61 64-Pin TQFP PIC18F6527 PIC18F6622 PIC18F6627 PIC18F6722 |