| データシートサーチシステム |
|
AX2000 データシート(PDF) 186 Page - Microsemi Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AX2000 データシート(HTML) 186 Page - Microsemi Corporation |
|
186 / 262 page ![]() Package Pin Assignments 3- 60 R e v i sio n 1 8 NC K1 NC K2 NC L30 NC M30 NC N29 NC T1 NC U1 NC W30 NC Y1 NC Y2 NC Y30 PRA G15 PRB D16 PRC AB16 PRD AF16 TCK G7 TDI D5 TDO J8 TMS F6 TRST C4 VCCA AD6 VCCA AH26 VCCA E28 VCCA E3 VCCA L12 VCCA L13 VCCA L14 VCCA L15 VCCA L16 VCCA L17 VCCA L18 VCCA L19 VCCA M11 VCCA M20 VCCA N11 FG896 AX1000 Function Pin Number VCCA N20 VCCA P11 VCCA P20 VCCA R11 VCCA R20 VCCA T11 VCCA T20 VCCA U11 VCCA U20 VCCA V11 VCCA V20 VCCA W11 VCCA W20 VCCA Y12 VCCA Y13 VCCA Y14 VCCA Y15 VCCA Y16 VCCA Y17 VCCA Y18 VCCA Y19 VCCPLA G14 VCCPLB H15 VCCPLC G17 VCCPLD J16 VCCPLE AH17 VCCPLF AC16 VCCPLG AH14 VCCPLH AD15 VCCDA AD24 VCCDA AD7 VCCDA AF12 VCCDA AF13 VCCDA AF15 VCCDA AF18 FG896 AX1000 Function Pin Number VCCDA AF19 VCCDA C13 VCCDA C5 VCCDA D13 VCCDA D19 VCCDA D3 VCCDA E18 VCCDA F26 VCCDA G16 VCCDA T25 VCCDA T4 VCCIB0 A3 VCCIB0 B3 VCCIB0 J10 VCCIB0 J11 VCCIB0 J12 VCCIB0 K11 VCCIB0 K12 VCCIB0 K13 VCCIB0 K14 VCCIB0 K15 VCCIB1 A28 VCCIB1 B28 VCCIB1 J19 VCCIB1 J20 VCCIB1 J21 VCCIB1 K16 VCCIB1 K17 VCCIB1 K18 VCCIB1 K19 VCCIB1 K20 VCCIB2 C29 VCCIB2 C30 VCCIB2 K22 VCCIB2 L21 FG896 AX1000 Function Pin Number |