| データシートサーチシステム |
|
AD7621 データシート(PDF) 25 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AD7621 データシート(HTML) 25 Page - Analog Devices |
|
25 / 28 page ![]() AD7622 Rev. 0 | Page 25 of 28 SCLK SDOUT D15 D14 D1 D0 D13 X15 X14 X13 X1 X0 Y15 Y14 BUSY SDIN INVSCLK = 0 X15 X14 X 12 3 14 15 16 17 18 EXT/INT = 1 CS RD = 0 t33 t16 t34 t31 t32 t35 t36 t37 Figure 40. Slave Serial Data Timing for Reading (Read After Convert) SDOUT SCLK D1 D0 X D15 D14 D13 12 3 14 15 16 BUSY EXT/INT = 1 INVSCLK = 0 CNVST CS RD = 0 t16 t31 t32 t35 t3 t36 t37 Figure 41. Slave Serial Data Timing for Reading (Read Previous Conversion During Convert) |